Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

EH-S110KRTBTG-R Datasheet(PDF) 3 Page - EHAOAN.

Part # EH-S110KRTBTG-R
Description  Dimension( L/W/H) : 3.2 x1.0 x 1.5 mm
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EHAOAN [EHAOAN.]
Direct Link  http://www.ehaoan.com/
Logo EHAOAN - EHAOAN.

EH-S110KRTBTG-R Datasheet(HTML) 3 Page - EHAOAN.

  EH-S110KRTBTG-R Datasheet HTML 1Page - EHAOAN. EH-S110KRTBTG-R Datasheet HTML 2Page - EHAOAN. EH-S110KRTBTG-R Datasheet HTML 3Page - EHAOAN. EH-S110KRTBTG-R Datasheet HTML 4Page - EHAOAN. EH-S110KRTBTG-R Datasheet HTML 5Page - EHAOAN. EH-S110KRTBTG-R Datasheet HTML 6Page - EHAOAN. EH-S110KRTBTG-R Datasheet HTML 7Page - EHAOAN.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
DATA SHEET
SMD LED
EH-S110KRTBTG-R
3
EHAOAN Electronics Co., Ltd.
Dev.2013010609
Absolute Maximum Ratings /最大限度參數值(Ta=25°C)
參數名稱
Parameter
符號
Symbol
最大额定值
Rating
單位
Unit
正向電流
Forward Current
IF
30
mA
峰值電流
Peak Forward Current
IFP
R
80
mA
G
135
B
135
反向電壓
Reverse Voltage
VR
5
V
消耗功率
Power Dissipation
Pd
R
75
mW
G
135
B
135
工作溫度
Operating Temperature
Topr
-40~+85
°C
存儲溫度
Storage Temperature
Tstg
-40~+90
°C
焊接溫度
Soldering Temperature
Tsol
回流焊: 260°C,10s
手動焊: 300°C,3s
Opto-Electronical Specification/主要光電參數
參數名稱
Parameter
符號
Symbol
顏色
Color
最小值
Min
標準值
Type
最大值
Max
單位
Unit
測試條件
Condition
光強
Luminous Intensity
IV
R
250
--
400
mcd
IF=20mA
G
400
--
600
B
100
--
200
半光強視角
Viewing Angle
2θ1/2
120
deg
IF=20mA
主波長
Dominant Wavelength
λd
R
620
--
625
nm
IF=20mA
G
518
--
530
B
460
--
474
正向電壓
Forward Voltage
VF
R
1.8
--
2.4
V
IF=20mA
G
3.0
--
3.4
B
3.0
--
3.4
反向電流
Reverse Current
IR
--
--
5
uA
VR=5V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com