Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SPLCG81-2S Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLCG81-2S
Description  Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount)
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLCG81-2S Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPLCG81-2S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SPL CG81-2S
Laser Diode on Submount 2.0 W cw (C-Mount)
Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount)
2007-04-13
1
Besondere Merkmale
• Effiziente Strahlungsquelle für Dauerstrich- und
gepulsten Betriebsmodus
• Zuverlässige InGa(Al)As kompressiv
verspannte Quantenfilm-Struktur
• Neue optimierte Einzel-Quantenfilm-Struktur
• Verbesserte Zuverlässigkeit, niedrige
Laserschwelle, höhere Effizienz
• Laterale Austrittsöffnung 200
µm
• Kleiner Kupfer-Kühlkörper (C-Typ) für OEM
Design
Anwendungen
• Pumpen von Faser-Lasern und -verstärkern
(Er, Yb, …)
• Pumpen von Festkörperlasern (Nd: YAG,
Yb: YAG, …)
• Löten, Erwärmen, Beleuchten
• Drucken, Markieren, Oberflächenbearbeitung
• Medizinische Anwendungen
• Test- und Messsysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Features
• Efficient radiation source for continous wave
(cw) and pulsed operation
• Reliable InGa(Al)As strained quantum-well
structure
• New optimized single quantum-well structure
• Improved reliability, low treshold current, higher
efficiency
• Lateral laser aperture 200
µm
• Small C-type copper submount for OEM
designs
Applications
• Pumping of fiber lasers and amplifiers
(Er, Yb, …)
• Pumping of solid state lasers (Nd: YAG,
Yb: YAG, …)
• Soldering, heating, illumination
• Printing, marking, surface processing
• Medical applications
• Testing and measurement applications
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPLCG81-2S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPLCG81 SIEMENS-SPLCG81 Datasheet
91Kb / 5P
Laser Diode on Submount 1.0 W cw Class 4 Laser Product
More results

Similar Description - SPLCG81-2S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPL2YXX SIEMENS-SPL2YXX Datasheet
115Kb / 6P
Laser Diode in TO-220 Package 1.0 W cw Class 4 Laser Product
SPLCGXX SIEMENS-SPLCGXX Datasheet
91Kb / 5P
Laser Diode on Submount 1.0 W cw Class 4 Laser Product
logo
OSRAM GmbH
SPLCG94-2S OSRAM-SPLCG94-2S Datasheet
186Kb / 7P
Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount)
SPLCG98 OSRAM-SPLCG98 Datasheet
187Kb / 7P
Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount)
SPL2Y81-2S OSRAM-SPL2Y81-2S Datasheet
208Kb / 7P
Laser Diode in TO-220 Package 2.0 W cw
SPL2Y94-2S OSRAM-SPL2Y94-2S Datasheet
208Kb / 7P
Laser Diode in TO-220 Package 2.0 W cw
SPLCG65 OSRAM-SPLCG65 Datasheet
180Kb / 7P
Rote Laser Diode in offener Bauform 0.5 W cw
PLTB450B OSRAM-PLTB450B Datasheet
631Kb / 7P
Blaue Laser Diode 1.6 W in TO56 Bauform
SPL-CG65 OSRAM-SPL-CG65 Datasheet
184Kb / 7P
Red Laser Diode on Submount 0.5 W cw
logo
Directed Energy, Inc.
PCO-6511 DEI-PCO-6511 Datasheet
588Kb / 2P
CW Laser Diode Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com