Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SPLCG81-2S Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLCG81-2S
Description  Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount)
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLCG81-2S Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SPLCG81-2S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPLCG81-2S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2007-04-13
2
SPL CG81-2S
Typ
Type
Wellenlänge
1)
Wavelength
1)
Bestellnummer
Ordering Code
SPL CG81-2S
808 nm
Q65110A1832
1)
Andere Wellenlängen oder Selektionenim Bereich von 780 nm
980 nm und andere Emittergrößen sind auf
Anfrage erhältlich.
Other wavelengths or selections in the range of 780 nm
980 nm and other emitter sizes are available on request.
Grenzwerte (kurzzeitiger Betrieb) (
T
A = 25 °C)
Maximum Ratings (short time operation)
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
max.
Ausgangsleistung (Dauerstrichbetrieb)
1)2)
Output power (continuous wave)
1)2)
1)
Der Betrieb bei den Grenzwerten beeinflusst die Lebensdauer.
The operation at the maximum ratings influences the life time.
2)
Zur Leistungsmessung wird die gesamte Lichtleistung in eine Ulbrichtkugel eingekoppelt.
Optical power is measured by coupling into an integrating sphere
P
cw
3.0
W
Ausgangsleistung (Quasi-Dauerstrichbetrieb)
1)2)
(
t
p ≤ 150 µs, Tastverhältnis ≤ 30%)
Output power (quasi-continuous wave)
1)2)
(
t
p ≤ 150 µs, duty cycle ≤ 30%)
P
qcw
4.0
W
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
3
V
Betriebstemperatur
3)
Operating temperature
3)
3)
Die Entstehung von Kondensflüssigkeiten muß ausgeschlossen werden.
Bedewing has to be excluded.
T
op
– 10
+ 60
°C
Lagertemperatur
3)
Storage temperature
3)
T
stg
– 40
+ 85
°C
Löttemperatur an den Anschlüssen, max. 10 s
Soldering temperature at the pins, max. 10 s
T
s1
250
°C
Löttemperatur am Kupferträger, max. 10 s
Soldering temp. at submount, max. 10 s
T
s2
140
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com