Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TL2262AM Datasheet(PDF) 2 Page - Treasure Link Technology Ltd.

Part # TL2262AM
Description  39 Remote control encoding circuit
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TL [Treasure Link Technology Ltd.]
Direct Link  
Logo TL - Treasure Link Technology Ltd.

TL2262AM Datasheet(HTML) 2 Page - Treasure Link Technology Ltd.

  TL2262AM Datasheet HTML 1Page - Treasure Link Technology Ltd. TL2262AM Datasheet HTML 2Page - Treasure Link Technology Ltd. TL2262AM Datasheet HTML 3Page - Treasure Link Technology Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Treasure Link Technology Ltd.
兆 通 科 技 有 限 公 司
TL2262R
* All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
( 以上電路及規格僅供參考,本公司得逕行修正)
Ver 2.02
Page 2 of 3
管脚说明
管脚名称
输入
/输出
说
明
A0~Ax
输入
地址设定管脚
,用于地址编码,可设定为“0”,“1”,“F”(悬空),三种状态。
D0
输入
数据输入端。
VDD
输入
电源正级输入端。
VSS
输入
电源负级输入端。
TEB
输入
编码启动端
,低电平有效,内置上拉电阻。
OSC1
输入
振荡器输入端。
OSC2
输出
振荡器输出端。
SO
输出
串行编码输出端。
极限参数(
Ta=25℃)
参数
符号
参数范围
单位
电源电压
VDD
-0.3~15.0
V
输入电压
VI
VSS-0.2 to VDD+0.2
V
工作温度
TOPR
-20~+70
℃
储存温度
TSTG
-50~+125
℃
电气参数(除非特殊说明
,TEMP=25℃, VDD=12.0V)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VDD
2.4
-
15
V
静态电流
ISB
VDD=12V 振荡器停振 A0~A8 开路
-
3
-
uA
工作电流
IOP
VDD=12V 无负载
-
1
1.5
mA
输出驱动电流
IO
@VDS=1.2
-
2
-
mA
输入电压
VIH
VDD-0.2
VDD
VDD
V
VIL
VSS
VSS
VSS+0.2
外接电阻—振荡频率对应表
TL2262R 与 TL2280-P 振荡电阻对照表 (VDD=5V)
发射
IC
接收
IC
型号
TL2262R
TL2280-P
振荡电阻
150KΩ
220KΩ
180KΩ
270KΩ
200KΩ
300KΩ
220KΩ
330KΩ
270KΩ
390KΩ
300KΩ
470KΩ
330KΩ
510KΩ
360KΩ
560KΩ
470KΩ
680KΩ
510KΩ
820KΩ
560KΩ
910KΩ
注:表内数据为参考数值,用户请视具体应用情况做相应调整



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com