Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

WDT550SAPZ Datasheet(PDF) 4 Page - Whirlpool.

Part # WDT550SAPZ
Description  Undercounter Dishwasher
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDT550SAPZ Datasheet(HTML) 4 Page - Whirlpool.

  WDT550SAPZ Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 9Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
Lave-vaisselle sous comptoir
La politique de Whirlpool Corporation, c’est aussi notre engagement à
travailler sans relâche à l’amélioration de nos produits; aussi nous nous
réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.
Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement.
Pour des détails complets, voir les Instructions d’Installation fournies
avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.
4
NUMÉROS DE MODÈLE DU PRODUIT
WDT550SAPW
WDT550SAPZ
WDT550SAPB
EXIGENCES D’ÉVACUATION
■
Un tuyau d’évacuation neuf est fourni avec le lave-vaisselle. Si
le tuyau de vidange n’est pas assez long, utiliser une rallonge de
tuyau de vidange d’une longueur maximale de 12 pi (3,7 m).
■
Veiller à raccorder le tuyau d’évacuation à la canalisation d’égout
en T ou au raccord de broyeur à déchets en amont du siphon du
circuit de plomberie du domicile, et à au moins 20 po (508 mm)
au-dessus du sol. On recommande de lover le tuyau d’évacuation
et de le fixer solidement sur la face inférieure du comptoir ou de le
raccorder à un dispositif de brise-siphon.
IMPORTANT : Ce produit n’est pas équipé d’une boucle surélevée
sur le côté du lave-vaisselle. L’installateur est responsable de l’ajout
d’une boucle surélevée dans l’armoire adjacente. Une boucle
surélevée est nécessaire si le lave-vaisselle s’écoule dans un drain de
plancher. Cela permet d’éviter que l’eau ne s’écoule du lave-vaisselle
pendant son fonctionnement. Lorsque le drain est raccordé à un drain
d’évier, à un dispositif brise-siphon de comptoir ou à un broyeur, la
boucle surélevée n’est généralement pas nécessaire. Un clapet
anti-retour interne au drain empêche le reflux dans le lave-vaisselle.
■
Utiliser un dispositif de brise-siphon si le tuyau d’évacuation est
raccordé au circuit de plomberie du domicile à moins de 20 po
(508 mm) au-dessus du sous-plancher ou du plancher.
■
Si nécessaire, le dispositif de brise-siphon doit être installé
conformément aux instructions d’installation de ce dernier. Lors
du raccordement du dispositif de brise-siphon à la canalisation
d’égout en T ou au raccord de broyeur à déchets, un tuyau en
caoutchouc (non fourni) sera nécessaire.
■
Utiliser des raccords de canalisation d’évacuation de diamètre
intérieur de 1/2 po (13 mm) minimum.
SPÉCIFICATIONS DE L’ALIMENTATION EN EAU
■
Ce lave-vaisselle peut être équipé d’un tuyau d’arrivée intelligent
avec une vanne de coupure d’eau. Ne pas couper le tuyau
d’arrivée d’eau pour quelque raison que ce soit, pour l’installer,
l’adapter ou le raccourcir.
■
Ce lave-vaisselle est doté d’une fonction de chauffage de l’eau et
doit être raccordé à la canalisation d’alimentation en eau chaude.
■
Une canalisation d’eau chaude, sous pression de 20 à 120 lb/po2
(138 à 862 kPa), peut être inspectée par un plombier certifié.
■
Température de 120 °F (49 °C) à l’entrée du lave-vaisselle.
■
Tube de cuivre de 3/8 po (9,5 mm) de diamètre externe avec
raccord de compression ou canalisation d’alimentation en eau
flexible à tresse d’acier.
■
Tuyau d’arrivée d’eau inclus avec le Système de Détection des
Fuites pour certains modèles.
■
Adaptateur de compression de 3/8 po (9,5 mm) x 3/4 po (19 mm)
inclus pour l’arrivée d’eau (uniquement pour les modèles avec
Système de Détection des Fuites).
■
S’il est installé dans une nouvelle construction, vous assurer que
l’entrée d’eau de la maison a été nettoyée avant d’effectuer le
branchement au lave-vaisselle pour en enlever les débris possibles.
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
S’assurer que le raccordement électrique est adéquat et conforme
au Code National de l’Électricité, ANSI/NFPA 70 – dernière édition, et
à tous les codes et règlements locaux en vigueur.
Pour obtenir un exemplaire gratuit des normes des codes ci-dessus,
contacter :
National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471
Il vous faut :
■
Alimentation de 120 V CA à 60 Hz et protégée par un fusible de 15
ou 20 A.
■
Conducteurs de cuivre uniquement.
■
Un maximum de deux conducteurs d’alimentation (calibre 12 AWG
maximum) plus un conducteur de mise à la terre est autorisé dans
le boîtier de connexion.
Nous recommandons :
■
Installer le lave-vaisselle sur un circuit doté d’un interrupteur
approprié, conformément au code local. Le lave-vaisselle est
compatible avec les fusibles temporisés, les disjoncteurs standard
et les disjoncteurs différentiels (GFCI) et disjoncteurs d’arc
électrique (AFCI).
Spécifications du Circuit :
■
Le lave-vaisselle peut être installé sur le même circuit que le
broyeur à déchets en s’assurant que ce circuit ne dépasse pas la
charge nominale et qu’il respecte les normes et codes dont, mais
ne se limitant pas, au Code National de l’Électricité,
ANSI/NFPA 70 – dernière édition.
■
Aucun autre raccordement électrique que ceux des conducteurs
d’alimentation et de mise à la terre du lave-vaisselle ne peuvent
être effectués à l’intérieur du boîtier de raccordement électrique du
lave-vaisselle.
Pour le Raccordement du Lave-vaisselle
avec un Cordon d’Alimentation Électrique :
■
Utiliser un cordon d’alimentation (homologation UL)
conçu pour utilisation avec un lave-vaisselle. Voir la
section « Outils et Pièces » sur la couverture du manuel
de l’Utilisateur pour des détails sur les pièces et pour
commander.
■
Brancher l’appareil sur une prise à 3 alvéoles
reliée à la terre. La prise doit être conforme
à
tous les codes et règlements locaux.
Pour le Raccordement Direct du Lave-vaisselle :
■
Utiliser des conducteurs de cuivre gainés
non métalliques ou blindés souples
avec conducteur de liaison à la terre qui
satisfassent aux exigences de l’installation
électrique du domicile, et qui soient
conformes aux prescriptions des codes et règlements locaux.
■
Utiliser seulement les raccords de câble en plastique fournis
pour les câbles flexibles et les câbles à gaine non métallique
(Romex, etc.). Ne pas utiliser de serre-câbles métalliques pour ces
constructions de fils.
■
Utiliser un serre-câbles métallique homologuée UL/CSA pour les
installations de câbles armés (21 mm de diamètre). Respecter les
instructions d’installation du serre-câbles.
Utiliser un brise-siphon
Brise-siphon



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com