Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

WDT550SAPZ Datasheet(PDF) 8 Page - Whirlpool.

Part # WDT550SAPZ
Description  Undercounter Dishwasher
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDT550SAPZ Datasheet(HTML) 8 Page - Whirlpool.

  WDT550SAPZ Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDT550SAPZ Datasheet HTML 9Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso
continuo para mejorar sus productos, se reserva el derecho de cambiar los
materiales y las especificaciones sin previo aviso.
Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los
detalles completos, vea las Instrucciones de Instalación incluidas con el
producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
8
DIMENSIONES DEL PRODUCTO
C. 239/16" (599 mm)
C
B
A
D
F
E
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (PARA MODELOS LISTOS PARA PANEL)
C. 239/16" (599 mm)
C
A
B
A
F
D
G*
E
*
NOTA: Si se desea instalar un zócalo a medida, ajuste el grosor del panel a medida para que quede enrasado con el zócalo del
gabinete. El zócalo metálico original del producto debe permanecer aunque se instale un zócalo personalizado.
A. 321/4"-357/16" (820-900 mm)
B. 225/8" (574 mm)
D. 283/8" (721 mm)
E. 141/16" (358 mm)
F. 183/4" (477 mm)
A. 321/4"-357/16" (820-900 mm)
B. 217/8" (555 mm)
D. 183/4" (477 mm)
E. E = A - G
F. 11/16"-13/4" (18-45 mm)
G.283/8"-2915/16" (720-760 mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com