Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AN2335 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # AN2335
Description  This document is intended to give application
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2335 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  AN2335 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2335 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2335 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2335 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2335 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2335 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2335 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2335 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2335 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 40 page
background image
AN2335
Contents
3/40
7.5
OUTZ (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
8
Free-Fall and Wake-Up Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.1
HP_FILTER_RESET (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.2
FF_WU_CFG_1 (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8.3
FF_WU_SRC_1 (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.4
FF_WU_THS_1 (32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8.5
FF_WU_DURATION_1 (33h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.6
FF_WU_CFG_2 (34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.7
FF_WU_SRC_2 (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.8
FF_WU_THS_2 (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.9
FF_WU_DURATION_2 (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9
Application Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9.1
START-UP SEQUENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9.2
READING ACCELERATION DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9.2.1
Using the Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9.2.2
Using the Data-Ready Signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9.3
Understanding acceleration data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
9.4
Interrupt generation description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9.5
INERTIAL WAKE-UP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9.5.1
HP Filter Bypassed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9.5.2
Using the HP Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9.6
Free-Fall Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.6.1
Roll function not used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.6.2
Roll function applied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.7
Output data rate selection and reading timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.8
Data ready vs. interrupt signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com