Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

JH3421PH-R-H-N-A Datasheet(PDF) 4 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # JH3421PH-R-H-N-A
Description  LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JH3421PH-R-H-N-A Datasheet(HTML) 4 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 9Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
R
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
JH3421P(H)
版本:201610A
4/9
推荐工作范围
符号
产品型号
参数(输入电压 176V~264V) 参数范围 单位
ILED 1
JH3421P
输出 LED 电流@ Vout=72V
< 280
mA
ILED 2
JH3421P
输出 LED 电流@ Vout=36V
< 350
mA
ILED 1
JH3421PH
输出 LED 电流@ Vout=72V
< 320
mA
ILED 2
JH3421PH
输出 LED 电流@ Vout=36V
< 360
mA
VLED min
JH3421P(H)
最小负载 LED 电压
>15
V
电气参数(注 4, 5) (无特别说明情况下,T
A=25℃,VCC=15V)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC_CLAMP
VCC 钳位电压
1mA
17.9
V
VCC_ON
VCC 启动电压
VCC 上升
14.5
V
VCC_UVLO
VCC 欠压保护阈值
VCC 下降
9
V
IST
VCC 启动电流
VCC= VCC-ON - 1V
120
180
µA
IOP
VCC 工作电流
FOP=70KHz
140
180
µA
电流采样
VCS_TH
电流检测阈值
388
400
412
mV
TLEB
前沿消隐时间
350
ns
TDELAY
芯片关断延迟
200
ns
内部时间控制
TOFF_MIN
最小退磁时间
4.5
µs
TOFF_MAX
最大退磁时间
300
µs
TON_MAX
最大开通时间
45
µs
VROVP
ROVP 引脚电压
0.5
V
功率管
RDSON
MOS 导通阻抗
VGS=10V/IDS=0.4A
5
Ω
BVDSS
MOS 击穿电压
VGS=0V/IDS=250uA
550
V
IDSS
MOS 漏电流
VGS=0V/VDS=550V
1
µA
过温保护
TREG
过热调节温度
142.5
℃
注 5:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。
注 6:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com