Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

JH3421PH-R-H-N-A Datasheet(PDF) 6 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # JH3421PH-R-H-N-A
Description  LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JH3421PH-R-H-N-A Datasheet(HTML) 6 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 9Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
R
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
JH3421P(H)
版本:201610A
6/9
计算退磁时间 Tovp。
Vovp
Rcs
Vcs
L
Tovp
´
´
»
其中,
Vcs 是 CS 关断阈值(400mV)
Vovp 是需要设定的过压保护点
然后根据 Tovp 时间来计算 Rovp 的电阻值,公式
如下:
保护功能
JH3421P(H)内置多种保护功能,包括 LED 开路/
短路保护,CS 电阻短路保护,V
CC 欠压保护,芯
片温度过热调节等。
当系统发生输出负载开路、短路、CS 采样电阻短
路或者变压器饱和等异常情况时,芯片内部快速
触发保护逻辑,
系统马上停止 MOSFET 开关工作。
负载发生短路时,系统工作在 5KHz 低频状态。
系统进入保护状态后,V
CC 电压开始下降;当 VCC
到达欠压保护阈值时,系统将重启。同时不断的
检测负载状态,当检测到故障解除,系统会重新
开始正常工作。
过温保护功能
JH3421P(H)具有调节式过热保护功能,在驱动电
源过热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率
和温升,使电源温度保持在设定值,以提高系统
的 可 靠 性 。 芯 片 内 部 设 定 过 热 调 节 温 度 点 为
142.5℃。
PCB 设计
在设计 JH3421P(H) PCB 时,需要遵循以下指南:
旁路电容
VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚。
ROVP 电阻
开路保护电压设置电阻需要尽量靠近芯片 ROVP
引脚。
地线
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片
的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的
地端。
功率环路的面积
减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母
线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、
输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
NC 引脚
NC 引脚内部无连接,建议将其接到芯片地(GND),
加强 ROVP Pin 抗干扰能力。
DRAIN 引脚
增加 DRAIN 引脚的铺铜面积以提高芯片散热能
力。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com