Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

JH3421PH-R-H-N-A Datasheet(PDF) 5 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

Part # JH3421PH-R-H-N-A
Description  LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

JH3421PH-R-H-N-A Datasheet(HTML) 5 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 7Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 8Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. JH3421PH-R-H-N-A Datasheet HTML 9Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
R
非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
JH3421P(H)
版本:201610A
5/9
应用信息
JH3421P(H)是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯
片,应用于非隔离降压型 LED 驱动电源。采用闭
环恒流检测和反馈控制方式,内置 550V 功率
MOSFET,只需要极少的外围组件就可以实现优
异的恒流特性。无需辅助绕组供电和检测,系统
成本极低。
启动
系统上电后,母线电压通过启动电阻对 V
CC 电容
充电,当 V
CC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内
部控制电路开始工作。芯片正常工作时,需要的
VCC 电流极低,所以无需辅助绕组供电。
恒流控制及输出电流设置
芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到内
部的峰值电流比较器的输入端,与内部 400mV 阈
值电压进行比较,当 CS 电压达到内部检测阈值
时,功率管关断。
电感峰值电流的计算公式为:
)
mA
(
R
400
I
CS
PK =
其中,R
CS 为电流采样电阻阻值。
CS 比较器的输出还包括一个 350ns 前沿消隐时
间。
LED 输出电流计算公式为:
2
I
I
PK
LED =
其中, I
PK 是电感的峰值电流。
储能电感
JH3421P(H)工作在电感电流临界模式,当功率管
导通时,流过储能电感的电流从零开始上升,导
通时间为:
LED
IN
PK
on
V
V
I
L
t
-
´
=
其中,L 是电感量;I
PK 是电感电流的峰值;VIN
是经整流后的母线电压;V
LED 是输出 LED 上的电
压。
当功率管关断时,流过储能电感的电流从峰值开
始往下降,当电感电流下降到零时,芯片内部逻
辑再次将功率管开通。功率管的关断时间为:
LED
PK
off
V
I
L
t
´
=
储能电感的计算公式为:
IN
PK
LED
IN
LED
V
I
f
)
V
V
(
V
L
´
´
-
´
=
其中,f 为系统工作频率。JH3421P(H)的系统工作
频率和输入电压成正比关系,设置 JH3421P(H)系
统工作频率时,选择在输入电压最低时设置系统
的最低工作频率,而当输入电压最高时,系统的
工作频率也最高。
JH3421P(H)设置了系统的最小退磁时间和最大退
磁时间,分别为 4.5us 和 300us。由 t
OFF 的计算公
式可知,如果电感量很小时,t
OFF 很可能会小于芯
片的最小退磁时间,系统就会进入电感电流断续
模式,LED 输出电流会偏离设计值;而当电感量
很大时,t
OFF 又可能会超出芯片的最大退磁时间,
这时系统就会进入电感电流连续模式,输出 LED
电流同样也会偏离设计值。所以选择合适的电感
值很重要。
开路电压保护电阻设置
开路保护电压可以通过 ROVP 引脚电阻来设置,
ROVP 引脚电压为 0.5V。
当 LED 开路时,输出电压逐渐上升,退磁时间变
短。因此可以根据需要设定的开路保护电压,来



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com