Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

SD8621 Datasheet(PDF) 5 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

Part # SD8621
Description  00K H z 6A DC/DC Boost chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
Direct Link  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD8621 Datasheet(HTML) 5 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

  SD8621 Datasheet HTML 1Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8621 Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8621 Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8621 Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8621 Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD8621 Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SD8621
SD8621
SD8621
SD8621
SD8621
SD8621
                                                          5 / 6
 
应用信息
输出电压设置
使用两个反馈电阻
R1 和 R2 来设置
输出电压值。电阻
R1 和 R2 的比例,决定了最终输
出电压的大小。公式如下:
VOUT= VFB X
V
反馈电压为
1.25V 左右。如果 R1 是 10K,R2
是
47K,则输出电压是 7.125V。
软启动
是具有可调节的软启动功能。芯片
SS
管脚对地电容的大小,可以调节启动时间的长短,
从而改变启动瞬间的电流大小。
下表是
SS 管脚电容值对应的启动时间长短。
CSS
TON
0.1uF
110mS
0.47uF
520mS
1uF
1.1S
电感的选择
需要一个大功率电感来完成储能,从
而实现升压的功能。这个电感的取值范围在
4.7uH-10uH 之间,通常推荐选用 6.8uH 的电感值。
电感的
DCR 越小,则升压电路的效率越高。
另外,电感有一个额定工作电流的参数。通常
这个额定电流和输出功率有关。比如,输出
10W 的
功率,使用锂电池供电的时候,至少需要额定电流
为
3.5A 的电感。
肖特基二极管的选择
的肖特基二极管尽量选用耐压高,额
定电流大,正向压降小的二极管。二极管的额定工
作电流和输出电流有关。比如输出电流
2A时,选择
SS24或者SS34就可以满足要求。
过热保护
内部自带过热保护功能,当芯片由于
不正常的应用造成长期大电流输出,芯片就会发热。
当芯片内部温度过高的时候,芯片会自动关闭输出,
等到温度下降至安全范围,芯片又会恢复正常工作。
关断功能
具有关断功能。在关断情况下,系统
待机电流非常小,大大提高了系统的待机时间。当
SHDN 管脚为“L”,芯片正常工作,当 SHDN 管
脚为“
H”,芯片在关断状态。
6A DC/DC
5 00K H z
升压芯片
SD862 1
Sh ou ding
www.shouding.net
Reu 1.1 May. 14



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com