Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TDA7803A-QLX Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7803A-QLX
Description  High efficiency digital input automotive quad power amplifier with built-in diagnostics features, start stop compatible
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7803A-QLX Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  TDA7803A-QLX Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7803A-QLX Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7803A-QLX Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7803A-QLX Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7803A-QLX Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7803A-QLX Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7803A-QLX Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7803A-QLX Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7803A-QLX Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 72 page
background image
DS12195 Rev 7
5/72
TDA7803A
List of tables
5
List of tables
Table 1.
Flexiwatt27 pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 2.
PowerSO36 pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 3.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 4.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 5.
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 6.
Start-up pulse typical timings (Fs = 48 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 7.
Double faults priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 8.
VCC value express by 8 bit with thermometric code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 9.
Transition play to mute strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 10.
Mute and unmute commutation time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 11.
System input frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 12.
I2S interface timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 13.
Group delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 14.
Address threshold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 15.
I2C bus interface timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 16.
IB0 - Subaddress "I0000000h" - default = "00000000". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 17.
IB1 - Subaddress "I0000001h" - default = "00000000". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 18.
IB2 - Subaddress "I0000010h" - default = "00000000". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 19.
IB3 - Subaddress "I0000011h" - default = "00000000". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 20.
IB4 - Subaddress "I0000100h" - default = "00000000". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 21.
IB5 - Subaddress "I0000101h" - default = "00000000". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 22.
IB6 - Subaddress "I0000110h" - default = "00000000". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 23.
IB7 - Subaddress "I0000111h" - default = "00000000" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 24.
DB0 - Subaddress: "I0010000h" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 25.
DB1 - Subaddress: "I0010001h" - Channel 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 26.
DB2 - Subaddress: "I0010010h" - Channel 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 27.
DB3 - Subaddress: "I0010011h" - Channel 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 28.
DB4 - Subaddress: "I0010100h" - Channel 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 29.
DB5 - Subaddress: "I0010101h" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 30.
DB6 - Subaddress: "I0010110h" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 31.
DB7 - Subaddress: "I0010111h" - Vcc level ADC conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 32.
PowerSO-36 (slug up) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 33.
Flexiwatt 27 (vertical) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 34.
Flexiwatt 27 (SMD) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 35.
Flexiwatt 27 (horizontal) package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 36.
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 37.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com