Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

WINCS02PC Datasheet(PDF) 65 Page - Microchip Technology

Part # WINCS02PC
Description  low power consuming IC containing a 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n-compliant radio
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICROCHIP [Microchip Technology]
Direct Link  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

WINCS02PC Datasheet(HTML) 65 Page - Microchip Technology

Back Button WINCS02PC Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology WINCS02PC Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology WINCS02PC Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology WINCS02PC Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology WINCS02PC Datasheet HTML 65Page - Microchip Technology WINCS02PC Datasheet HTML 66Page - Microchip Technology WINCS02PC Datasheet HTML 67Page - Microchip Technology WINCS02PC Datasheet HTML 68Page - Microchip Technology WINCS02PC Datasheet HTML 69Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 73 page
background image
WINCS02IC and WINCS02 Family
Appendix A: Regulatory Approval
 Data Sheet
© 2024-2025 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries
DS70005577B - 65
Exposition aux RF
Tous les émetteurs réglementés par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(ISDE) doivent se conformer à l'exposition aux RF. exigences énumérées dans RSS-102 - Conformité
à l'exposition aux radiofréquences (RF) des appareils de radiocommunication (toutes les bandes de
fréquences).
Cet émetteur est limité à une utilisation avec une antenne spécifique testée dans cette application
pour la certification, et ne doit pas être colocalisé ou fonctionner conjointement avec une
autre antenne ou émetteur au sein d'un appareil hôte, sauf conformément avec les procédures
canadiennes relatives aux produits multi-transmetteurs.
Les appareils fonctionnent à un niveau de puissance de sortie qui se situe dans les limites du DAS
ISED. tester les limites d’exemption à toute distance d’utilisateur supérieure à 20 cm.
5.2.3
Approved Antenna Types
For the WINCS02PC/PE, approval was received using the integral PCB antenna.
For the WINCS02UC/UE, approved antennas are listed in the WINCS02 Module Approved External
Antenna.
5.2.4
Helpful Web Sites
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED): www.ic.gc.ca/.
5.3
Europe
The WINCS02PC/WINCS02PE/WINCS02UC/WINCS02UE Modules are a Radio Equipment Directive
(RED) assessed radio module that is CE marked and has been manufactured and tested with the
intention of being integrated into a final product.
The WINCS02PC/WINCS02PE/WINCS02UC/WINCS02UE Modules have been tested to RED
2014/53/EU Essential Requirements mentioned in the following European Compliance table.
Table 5-1. European Compliance Information
Certification
Standard
Article
Safety
EN 62368
3.1a
Health
EN 62311
EMC
EN 301 489-1
3.1b
EN 301 489-17
Radio
EN 300 328
3.2
The ETSI provides guidance on modular devices in the “Guide to the application of harmonised
standards covering articles 3.1b and 3.2 of the RED 2014/53/EU (RED) to multi-radio and
combined radio and non-radio equipment” document available at http://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/
203300_203399/20 3367/01.01.01_60/eg_203367v010101p.pdf.
Note: To maintain conformance to the standards listed in the preceding European Compliance
table, the module shall be installed in accordance with the installation instructions in this data
sheet and shall not be modified. When integrating a radio module into a completed product,
the integrator becomes the manufacturer of the final product and is therefore responsible for
demonstrating compliance of the final product with the essential requirements against the RED.
5.3.1
Labeling and User Information Requirements
The label on the final product that contains the WINCS02PC/WINCS02PE/WINCS02UC/WINCS02UE
Modules must follow CE marking requirements.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com