Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

18631237 Datasheet(PDF) 39 Page - CML Innovative Technologies Ltd

Part # 18631237
Description  Mega StarLEDs, StarLEDs,MultiLEDs, LED Indicators
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES [CML Innovative Technologies Ltd]
Direct Link  www.cml-it.com
Logo CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES - CML Innovative Technologies Ltd

18631237 Datasheet(HTML) 39 Page - CML Innovative Technologies Ltd

Back Button 18631237 Datasheet HTML 35Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 36Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 37Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 38Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 39Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 40Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 41Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 42Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 43Page - CML Innovative Technologies Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 43 page
background image
76
77
Standardreflektor runde Linse mit integriertem Vorwiderstand und Brückengleichrichter IP67 / Standard Bezel round lens with integrated resistor and bridge rectifier
Maximale Frontplattenstärke8,5mm. Gleiche Helligkeit bei AC- oder DC-Betrieb.
Maximum panel thickness 8.5mm.Same brightness on AC or DC supply voltage.
LED Indicators
LED-Signalleuchten für den Einbaudurchmesser von 22 + 0,5mm sind mit
sehr hellen, verschiedenfarbigen, diffusen 10mm LEDs bestückt.
Zur Auswahl stehen 2 Linsen-Formen:
· runde Linse · flache Linse
Sie sind mit hochglanzverchromten, schwarzverchromten oder
mattverchromten Messingreflektoren sowie schwarzen
Kunststoffreflektoren lieferbar.
Der Anschluss erfolgt über Flachstecker 2,8 x 0,8mm.
Die entsprechenden Flachsteckhülsen finden Sie auf Seite 80.
Der Anschluss kann auch durch Löten erfolgen.
Messingflachstecker = Anode · verzinnter Flachstecker = Kathode
Die Montage der LED-Signalleuchten erfolgt mittels der mitgelieferten
Sprengringe und Muttern.
Alle aufgeführten LED-Signalleuchten sind auf Anfrage auch in
anderen Spannungen lieferbar.
LED Indicators for a 22 + 0.5mm mounting hole are manufactured with high
brightness coloured diffused 10mm LEDs.
These indicators can be delivered with 2different lens shapes:
· round lens · flat lens
The LEDs are fitted in high quality satin chrome, black chrome or matt
chrome metal bezels, supplied with fixing nut and washer.
Connection is by faston/solder tab terminals 2,8 x 0,8mm.
Suitable crimp connectors can be found on page 80.
Brass terminal = anode
Brass tinned terminal = cathode
All featured Panel Mount LED Indicators can also be
produced for other supply voltages upon request.
Einbaudurchmesser 22mm
Mounting hole 22mm
20
20
18
2,5
M 22 x 1,5
Mutter / nut ø 30
12
9
2,8 x 0,8
Kunststoffausführung / version with black plastic bezel
(Kathode / cathode)
1
4
3
2
(Anode / anode)
20
20
18
2,5
12
9
2,8 x 0,8
M 22 x 1,5
SW27
Metallausführung / version with metal bezel
(Kathode / cathode)
1
4
3
2
(Anode / anode)
Part N°
colour
Supply volt.
Current
Lumi. intensity
[V] AC/DC
[mA]
[mcd]
Schwarzer Kunststoffreflektor / Black plastic bezel
195A1250UC
red
12
16
160
195A1251UC
green
12
16
400
195A1252UC
yellow
12
16
350
195A1257UC
blue
12
16
280
195A125WUC
white
12
16
350
195A1350UC
red
24
16
160
195A1351UC
green
24
16
400
195A1352UC
yellow
24
16
350
195A1357UC
blue
24
16
280
195A135WUC
white
24
16
350
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel
195A0250MUC
red
12
16
160
195A0251MUC
green
12
16
400
195A0252MUC
yellow
12
16
350
195A0257MUC
blue
12
16
280
195A025WMUC white
12
16
350
195A0350MUC
red
24
16
160
195A0351MUC
green
24
16
400
195A0352MUC
yellow
24
16
350
195A0357MUC
blue
24
16
280
195A035WMUC white
24
16
350
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel
195A1250MUC
red
12
16
160
195A1251MUC
green
12
16
400
195A1252MUC
yellow
12
16
350
195A1257MUC
blue
12
16
280
195A125WMUC white
12
16
350
195A1350MUC
red
24
16
160
195A1351MUC
green
24
16
400
195A1352MUC
yellow
24
16
350
195A1357MUC
blue
24
16
280
195A135WMUC white
24
16
350
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel
195A2250MUC
red
12
16
160
195A2251MUC
green
12
16
400
195A2252MUC
yellow
12
16
350
195A2257MUC
blue
12
16
280
195A225WMUC white
12
16
350
195A2350MUC
red
24
16
160
195A2351MUC
green
24
16
400
195A2352MUC
yellow
24
16
350
195A2357MUC
blue
24
16
280
195A235WMUC white
24
16
350
Standardreflektor flache Linse mit integriertem Vorwiderstand und Brückengleichrichter IP67 / Standard Bezel flat lens with integrated resistor and bridge rectifier IP67
LED Indicators
Einbaudurchmesser 22mm / Mounting hole 22mm
Maximale Frontplattenstärke8,5mm. Gleiche Helligkeit bei AC- oder DC-Betrieb.
Maximum panel thickness 8.5mm. Same brightness on AC or DC supply voltage.
Part N°
colour
Supply volt.
Current
Lumi. intensity
[V] AC/DC
[mA]
[mcd]
Schwarzer Kunststoffreflektor / Black plastic bezel
195B1250UC
red
12
16
160
195B1251UC
green
12
16
400
195B1252UC
yellow
12
16
350
195B1257UC
blue
12
16
280
195B125WUC
white
12
16
350
195B1350UC
red
24
16
160
195B1351UC
green
24
16
400
195B1352UC
yellow
24
16
350
195B1357UC
blue
24
16
280
195B135WUC
white
24
16
350
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel
195B0250MUC
red
12
16
160
195B0251MUC
green
12
16
400
195B0252MUC
yellow
12
16
350
195B0257MUC
blue
12
16
280
195B025WMUC white
12
16
350
195B0350MUC
red
24
16
160
195B0351MUC
green
24
16
400
195B0352MUC
yellow
24
16
350
195B0357MUC
blue
24
16
280
195B035WMUC white
24
16
350
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel
195B1250MUC
red
12
16
160
195B1251MUC
green
12
16
400
195B1252MUC
yellow
12
16
350
195B1257MUC
blue
12
16
280
195B125WMUC white
12
16
350
195B1350MUC
red
24
16
160
195B1351MUC
green
24
16
400
195B1352MUC
yellow
24
16
350
195B1357MUC
blue
24
16
280
195B135WMUC white
24
16
350
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel
195B2250MUC
red
12
16
160
195B2251MUC
green
12
16
400
195B2252MUC
yellow
12
16
350
195B2257MUC
blue
12
16
280
195B225WMUC white
12
16
350
195B2350MUC
red
24
16
160
195B2351MUC
green
24
16
400
195B2352MUC
yellow
24
16
350
195B2357MUC
blue
24
16
280
195B235WMUC white
24
16
350
20
20
18
2,5
M 22 x 1,5
Mutter / nut ø 30
12
9
2,8 x 0,8
Kunststoffausführung / version with black plastic bezel
(Kathode / cathode)
1
4
3
2
(Anode / anode)
20
20
18
2,5
12
9
2,8 x 0,8
M 22 x 1,5
SW27
Metallausführung / version with metal bezel
(Kathode / cathode)
1
4
3
2
(Anode / anode)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com