Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

18631237 Datasheet(PDF) 13 Page - CML Innovative Technologies Ltd

Part # 18631237
Description  Mega StarLEDs, StarLEDs,MultiLEDs, LED Indicators
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES [CML Innovative Technologies Ltd]
Direct Link  www.cml-it.com
Logo CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES - CML Innovative Technologies Ltd

18631237 Datasheet(HTML) 13 Page - CML Innovative Technologies Ltd

Back Button 18631237 Datasheet HTML 9Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 10Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 11Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 12Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 13Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 14Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 15Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 16Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 17Page - CML Innovative Technologies Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 43 page
background image
24
25
Multi
LEDs
Allgemeine technische Informationen
Multi-LEDs sind die klassische Alternative zu
Kleinglühlampen. Sie bestehen aus einem Glühlampen-
sockel, einem integriertem Widerstand und einer
Gruppe von LED-Chips, die auf ein Trägerelement aus
Keramik montiert sind.
Multi-LEDs besitzen zahlreiche Vorzüge gegenüber
Kleinglühlampen:
Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden
Große Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch
Geringere Betriebstemperatur
Verschiedene Farben zur Auswahl
Multi-LEDs werden eingesetzt bei
Schwierigen Betriebsbedingungen mit hohem Stoß-
und Vibrationspegel
Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Anzeige
erforderlich ist
Anwendungen, bei denen Lampen schwer zugänglich
sind bzw. eine Auswechslung zeitraubend und daher
teuer ist
General technical information
Multi-LEDs are the classical alternative for miniature
lamps. They consist of a lamp base, an integrated resistor
and a group of LED-chips, which are bonded on a ceramic
substrate.
Multi-LEDs have a lot of advantages compared with
miniature lamps:
life up to 100.000 hours
shock and vibration proof
up to 65% lower power consumption
low heat generation
variety of colours
Multi-LEDs are used in
applications with a high vibration level
applications where a reliable indicator is needed
applications where it is difficult or expensive to change
a lamp
Spannung U [V]
Die aufgeführten Spannungen sind Bemessungsspannungen.
Sie sind die Versorgungsspannungen, auf die die Teile dimensioniert sind. Die Angabe AC/DC/UC erfolgt entsprechend
der DIN 40004 (UC bedeutet AC oder DC, gebräuchlich ist auch die Bezeichnung AC/DC). Wechselstromgrößen werden
stets als Effektivwert eingesetzt. Die Toleranz liegt, sofern nicht anders angegeben, bei ± 10%.
Voltage U [V]
The voltages listed are the rated voltages.These voltages are the supply voltages for which the products are designed.
The specifications AC/DC/UC are in accordance with DIN 40004.The abbreviation UC means AC or DC, and is more
commonly refered to as AC/DC. Alternating current is considered always at the effective value (RMS).
The tolerance is ± 10%, if not otherwise specified.
Strom I [mA]
Der aufgeführte Strom ist der Bemessungsstrom.
Er fließt bei der Bemessungsspannung. Wechselstromgrößen werden, wenn nicht anders angegeben, stets als
Effektivwert aufgeführt.
Current I [mA]
The current, which is listed, is the rated current.The current will flow at the rated voltage. Alternating current is
considered always at the effective value (RMS), if not otherwise specified.
Lichtstärke [mcd]
Die Bemessungshelligkeit wird bei den Bemessungswerten gemessen.
Für alle Arten von Leuchtdioden sind wir in der Lage exakte Messungen aller relevanten radio-, photo- und
colorimetrischen Werte wie (Lichtstärke, peak-Wellenlänge, dominante-Wellenlänge usw.) durchzuführen.
Luminous intensity I
v [mcd]
The rated brightness is measured at the rated values. For all kind of LEDs we are able to make precise measurements
of all relevant radio-, photo- and colorimetric values like (luminous intensity, peak wavelength, dominant
wavelength etc.).
Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur ist diejenige Temperatur, die in unmittelbarer Nähe des Leuchtmittels auftritt.
Alle Bemessungswerte beziehen sich grundsätzlich auf den offenen Aufbau und eine Umgebungstemperatur von 25°C.
Ambient temperature T
A
The ambient temperature is the temperature, taken within close proximity of the Multi-LED. All rated values are
refered to as an open set-up and an ambient temperature of 25°C.
Sockel
Die verschiedenen Baureihen beinhalten Metall- und Kunststoffsockel, welche internationalen und nationalen Vor-
schriften entsprechen. Eine Markierung erfolgt, je nach Platzverhältnissen, mit Spannung, Stromart, Fertigungsdatum,
Firmenkennzeichen und Polaritätskennzeichnung.
Base
All product types with bases from metal or plastic conform to national and international standards.
Markings made on bases are dependant on the space available. Specifications such as voltage, current, date of
production, company name and polarity can all be accommodated on the base, if required and if there is space available.
Multi-LED mit Schutzdiode
Generell haben die Multi-LED-Elemente eine Sperrspannung, die pro Chip 5V beträgt und dann, mit der Anzahl der
(Schutzfunktion)
Chips pro Strompfad multipliziert, die Sperrspannung ergibt. Dies bedeutet, dass bei einem 8-fach seriellen
Element die Sperrspannung 40V beträgt.
Bei Multi-LED-Elementen mit weniger Chips, oder anderen seriellen Beschaltungen, ist die Sperrspannung entsprechend
niedriger anzusetzen. Die langjährige Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass im Einsatz immer wieder unkontrollierte hohe
negative Spannungsspitzen auftreten, die zur Zerstörung einer nicht geschützten Multi-LED führen. Aus dieser Erkenntnis
heraus, verwenden wir weitestgehend Multi-LED-Elemente mit integrierter Schutzdiode oder Brückengleichrichter.
Multi-LED with reverse
The Multi-LED has a reverse voltage of 5V.The number of the serially connected chips multiplied by 5 equals the reverse
voltage protection
voltage. For example: an 8 chip serial element is protected against 40V of reverse voltage. Where a Multi-LED has less
chips than previously described, or is not serially connected, the protection against reverse voltage will be reduced in
proportion to the reduced number of chips. Our many years of experience in the field have taught us that uncontrollable
negative spikes can occur that will destroy an unprotected Multi-LED. Drawing on these experiences, we now fit protection
devices or full bridge rectifiers to the majority of our Multi-LED devices.
MultiLEDs
T1 (3mm) Bi-Pin 4 Chips DC
Part N°
Colour
Voltage
Current
** Lumi. intensity
[V] DC
[mA] DC
[mcd]
15010350
red
24
12
19
15010351
green
24
12
44
15010352
yellow
24
12
32
15010450
red
28
12
19
15010451
green
28
12
44
15010452
yellow
28
12
32
Passender Lampenzieher · Bestell-Nr.55000112/A suitable lamp remover · Part No.55000112
10 max.
6,35
nom.
T1 (3mm) Bi-Pin 6 Chips DC
Part N°
Colour
Voltage
Current
** Lumi. intensity
[V] DC
[mA] DC
[mcd]
15012350
red
24
12
29
15012351
green
24
12
72
15012352
yellow
24
12
50
15012450
red
28
12
29
15012451
green
28
12
72
15012452
yellow
28
12
50
Passender Lampenzieher · Bestell-Nr.55000112 und Bestell-Nr.55001150
A suitable lamp remover · Part No.55000112 and Part No.55001150
T13/4 (6mm) Bi-Pin 4 Chips DC
Part N°
Colour
Voltage
Current
** Lumi. intensity
[V] DC
[mA] DC
[mcd]
15090350
red
24
16
26
15090351
green
24
16
59
15090352
yellow
24
16
43
15090450
red
28
16
26
15090451
green
28
16
59
15090452
yellow
28
16
43
Passender Lampenzieher · Bestell-Nr.55000112/A suitable lamp remover · Part No.55000112
T13/4 (6mm) Bi-Pin 6 Chips DC
Part N°
Colour
Voltage
Current
** Lumi. intensity
[V] DC
[mA] DC
[mcd]
15091350
red
24
15
36
15091351
green
24
15
90
15091352
yellow
24
15
63
15091450
red
28
15
36
15091451
green
28
15
90
15091452
yellow
28
15
63
Passender Lampenzieher · Bestell-Nr.55000112/A suitable lamp remover · Part No.55000112
11 max.
6,35
nom.
6,35
nom.
16 max.
6,35
nom.
16 max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com