Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

18631237 Datasheet(PDF) 2 Page - CML Innovative Technologies Ltd

Part # 18631237
Description  Mega StarLEDs, StarLEDs,MultiLEDs, LED Indicators
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES [CML Innovative Technologies Ltd]
Direct Link  www.cml-it.com
Logo CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES - CML Innovative Technologies Ltd

18631237 Datasheet(HTML) 2 Page - CML Innovative Technologies Ltd

  18631237 Datasheet HTML 1Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 2Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 3Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 4Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 5Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 6Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 7Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 8Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 9Page - CML Innovative Technologies Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 43 page
background image
3
CML Innovative Technologies is leading
in innovative lighting solutions ; our 1800
employees are specifically dedicated to the
design,production and distribution of miniature
light sources and miniature lighting systems.Our
worldwide operations and know-how allow us to
continually exceed our customers requirements.
CML Innovative Technologies est leader en
solutions innovantes d’éclairage ; nos 1800
collaborateurs sont dédiés à la conception, la
production et la distribution de sources et de
systèmes lumineux. Notre savoir-faire et nos
implantations mondiales nous permettent
de mieux servir nos clients et de répondre
aux niveaux d’exigences les plus élevées.
CML Innovative Technologies ist der führende
Hersteller für innovative Beleuchtung ; unsere
1800 Mitarbeiter engagieren sich für die
Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb
von Beleuchtungsquellen und –Systemen.
UnsereErfahrungundunsereweltweitenStandorte
machen es möglich, unseren Kundenservice
stets zu verbessern und auch für die höchsten
Ansprüche eine optimale Lösung zu finden.
Allgemeine Informationen zu Leuchtdioden
General Information on LEDs
4 - 7
Übersicht
Overview
3
Allgemeine technische Informationen
General technical information
8
Mega StarLEDs
9 - 14
Übersicht
Overview
3
Allgemeine technische Informationen
General technical information
15
StarLEDs
16 - 22
BulbLEDs
23
Übersicht
Overview
3
Allgemeine technische Informationen
General technical information
24
MultiLEDs
25 - 34
Übersicht
Overview
36
Allgemeine technische Informationen
General technical information
37
LED Indicators
38 - 82
Mega StarLEDs
Allgemeine technische Informationen/General technical information
8
T3 1/4 (10x25 mm) BA9s 3x3mm LEDs
9
T3 1/4 (10x25 mm) E10 3x3mm LEDs
10
T5 (16x35 mm) BA15d 3x3mm LEDs
11
T5 (16x35 mm) BA15s 3x3mm LEDs
12
T5 (16x35 mm) E14 3x3mm LEDs
13
T5 (16x35 mm) BA15d, BA15s, E14 6x3mm LEDs
14
StarLEDs
Allgemeine technische Informationen/General technical information
15
T1 (3 mm) Bi-Pin
16
T1 3/4 (6 mm) Bi-Pin
16
T5,5k
16
T5,5
17
T6,8
17
T1 3/4 (6 mm) MF (Midget Flange)
18
T1 1/2 (5 mm) WB (Wedge Base W2x4,6d)
18
T3 1/4 (10 mm) WB (Wedge Base W2,1x9,5d)
18
T1 3/4 (6 mm) MG (Midget Groove)
19
T2 (7x20 mm) BA7s
19
T3 1/4 (10x25 mm) BA9s
20
T3 1/4 (10x25 mm) E10
21
T6 1/3 (20x46 mm) BA15d
Leuchten für Signalsäulen / Lamps for Light Towers
22
BulbLEDs
T3 1/4 (10 mm) WB (Wedge Base W2,1x9,5d)
23
T3 1/4 (10x28 mm) BA9s
23
T3 1/4 (10x28 mm) E10
23
MultiLEDs
Allgemeine technische Informationen/General technical information
24
T1 (3 mm) Bi-Pin
25
T1 3/4 (6 mm) Bi-Pin
25
T4,5 · T4,6 · T5,5k · T5,5 · T6,8
26 - 28
T1 3/4 (6 mm) MF
28 - 29
T1 1/2 (5 mm) WB (W2x4,6d)
29 - 30
T1 3/4 (6 mm) MG
30
T1 1/2 (5 mm) BA5s
31
T2 (7x20 mm) BA7s
31
T2 (7x23 mm) BA7s
32
T3 1/4 (10x28 mm) BA9s, blinkend / flashing
32
T3 1/4 (10x21 mm) BA9s
32
T3 1/4 (10x21 mm) E10
33
T3 1/4 (10x28 mm) BA9s
33
T3 1/4 (10x28 mm) E10
34
Zubehör / Accessories
34
Mega StarLEDs
StarLEDs
MultiLEDs
LED Indicators



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com