Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

18631237 Datasheet(PDF) 40 Page - CML Innovative Technologies Ltd

Part # 18631237
Description  Mega StarLEDs, StarLEDs,MultiLEDs, LED Indicators
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES [CML Innovative Technologies Ltd]
Direct Link  www.cml-it.com
Logo CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES - CML Innovative Technologies Ltd

18631237 Datasheet(HTML) 40 Page - CML Innovative Technologies Ltd

Back Button 18631237 Datasheet HTML 35Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 36Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 37Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 38Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 39Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 40Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 41Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 42Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 43Page - CML Innovative Technologies Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 43 page
background image
78
79
Standardreflektor runde Linse 130VAC und 230VAC mit Berührungsschutzhülse IP67 / Standard Bezel round lens 130VAC and 230VAC with protection tube IP67
Maximale Frontplattenstärke 8,5mm.VDE geprüft, UL zugelassen.
Maximum panel thickness 8.5mm.VDE approved,UL listed.
LED Indicators
Part N°
colour
Supply volt.
Current
Lumi. intensity
[V] AC
[mA]
[mcd]
Schwarzer Kunststoffreflektor / Black plastic bezel
195E1130
red
130
6
60
195E1131
green
130
6
150
195E1132
yellow
130
6
130
195E1137
blue
130
6
100
195E113W
white
130
6
130
195E1230
red
230
4
40
195E1231
green
230
4
100
195E1232
yellow
230
4
85
195E1237
blue
230
4
70
195E123W
white
230
4
85
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel
195E0130M
red
130
6
60
195E0131M
green
130
6
150
195E0132M
yellow
130
6
130
195E0137M
blue
130
6
100
195E013WM
white
130
6
130
195E0230M
red
230
4
40
195E0231M
green
230
4
100
195E0232M
yellow
230
4
85
195E0237M
blue
230
4
70
195E023WM
white
230
4
85
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel
195E1130M
red
130
6
60
195E1131M
green
130
6
150
195E1132M
yellow
130
6
130
195E1137M
blue
130
6
100
195E113WM
white
130
6
130
195E1230M
red
230
4
40
195E1231M
green
230
4
100
195E1232M
yellow
230
4
85
195E1237M
blue
230
4
70
195E123WM
white
230
4
85
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel
195E2130M
red
130
6
60
195E2131M
green
130
6
150
195E2132M
yellow
130
6
130
195E2137M
blue
130
6
100
195E213WM
white
130
6
130
195E2230M
red
230
4
40
195E2231M
green
230
4
100
195E2232M
yellow
230
4
85
195E2237M
blue
230
4
70
195E223WM
white
230
4
85
Einbaudurchmesser 22mm / Mounting hole 22mm
12
20
21
2,5
M 22 x 1,5
Berührungsschutzhülse
protection tube
17
Mutter / nut ø 30
20
20
18
2,5
M 22 x 1,5
Mutter / nut ø 30
12
9
2,8 x 0,8
Kunststoffausführung / version with black plastic bezel
20
20
18
2,5
12
9
2,8 x 0,8
M 22 x 1,5
SW27
12
20
21
2,5
17
M 22 x 1,5
SW27
Berührungsschutzhülse
protection tube
Metallausführung / version with metal bezel
(Kathode / cathode)
1
4
3
2
(Anode / anode)
(Kathode / cathode)
1
4
3
2
(Anode / anode)
Die 130VAC und 230VAC Versionen
werden grundsätzlich mit
Berührungsschutzhülse geliefert.
In general we supply the 130VAC and
230VAC versions with a
protection tube.
Die 130VAC und 230VAC Versionen
werden grundsätzlich mit
Berührungsschutzhülse geliefert.
In general we supply the 130VAC and
230VAC versions with a
protection tube.
Standardreflektor flache Linse 130VAC und 230VAC mit Berührungsschutzhülse IP67 / Standard Bezel flat lens 130VAC and 230VAC with protection tube IP67
Maximale Frontplattenstärke 8,5mm.VDE geprüft, UL zugelassen.
Maximum panel thickness 8.5mm.VDE approved,UL listed.
LED Indicators
Part N°
colour
Supply volt.
Current
Lumi. intensity
[V] AC
[mA]
[mcd]
Schwarzer Kunststoffreflektor / Black plastic bezel
195F1130
red
130
6
60
195F1131
green
130
6
150
195F1132
yellow
130
6
130
195F1137
blue
130
6
100
195F113W
white
130
6
130
195F1230
red
230
4
40
195F1231
green
230
4
100
195F1232
yellow
230
4
85
195F1237
blue
230
4
70
195F123W
white
230
4
85
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel
195F0130M
red
130
6
60
195F0131M
green
130
6
150
195F0132M
yellow
130
6
130
195F0137M
blue
130
6
100
195F013WM
white
130
6
130
195F0230M
red
230
4
40
195F0231M
green
230
4
100
195F0232M
yellow
230
4
85
195F0237M
blue
230
4
70
195F023WM
white
230
4
85
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel
195F1130M
red
130
6
60
195F1131M
green
130
6
150
195F1132M
yellow
130
6
130
195F1137M
blue
130
6
100
195F113WM
white
130
6
130
195F1230M
red
230
4
40
195F1231M
green
230
4
100
195F1232M
yellow
230
4
85
195F1237M
blue
230
4
70
195F123WM
white
230
4
85
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel
195F2130M
red
130
6
60
195F2131M
green
130
6
150
195F2132M
yellow
130
6
130
195F2137M
blue
130
6
100
195F213WM
white
130
6
130
195F2230M
red
230
4
40
195F2231M
green
230
4
100
195F2232M
yellow
230
4
85
195F2237M
blue
230
4
70
195F223WM
white
230
4
85
Einbaudurchmesser 22mm / Mounting hole 22mm
Kunststoffausführung / version with black plastic bezel
Metallausführung / version with metal bezel
(Kathode / cathode)
1
4
3
2
(Anode / anode)
(Kathode / cathode)
1
4
3
2
(Anode / anode)
Die 130VAC und 230VAC Versionen
werden grundsätzlich mit
Berührungsschutzhülse geliefert.
In general we supply the 130VAC and
230VAC versions with a
protection tube.
Die 130VAC und 230VAC Versionen
werden grundsätzlich mit
Berührungsschutzhülse geliefert.
In general we supply the 130VAC and
230VAC versions with a
protection tube.
20
20
18
2,5
12
9
2,8 x 0,8
M 22 x 1,5
SW27
12
20
21
2,5
17
M 22 x 1,5
SW27
Berührungsschutzhülse
protection tube
12
20
21
2,5
M 22 x 1,5
17
Mutter / nut ø 30
20
20
18
2,5
M 22 x 1,5
Mutter / nut ø 30
12
9
2,8 x 0,8
Berührungsschutzhülse
protection tube



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com