Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

AN2476 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN2476
Description  STR75x low power modes
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2476 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN2476 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2476 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2476 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2476 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2476 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2476 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2476 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2476 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2476 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 49 page
background image
Contents
AN2476
2/49
Contents
1
Power supply and clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Power supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3
Power supply schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.1
Power scheme 1: single external 3.3V power source . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.2
Power scheme 2: dual external 3.3V and 1.8V power sources . . . . . . . . 7
1.3.3
Power scheme 3: single external 5.0V power source . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.4
Power scheme 4: dual external 5.0V and 1.8V power sources . . . . . . . . 9
1.4
Main voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5
Low power voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.6
Regulator startup monitor (RSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.7
Clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.7.1
Clock overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.7.2
Peripheral clock scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.8
Low power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.8.1
Low power bit writing sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.8.2
SLOW mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.8.3
PCG mode: peripherals clocks gated mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.8.4
WFI mode: Wait For Interrupt mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.8.5
STOP mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.8.6
STANDBY mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.8.7
Auto-Wake-Up (AWU) from low power mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2
STR750 library low power mode functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.1
MRCC_CKSYSConfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2
MRCC_HCLKConfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.3
MRCC_CKTIMConfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.4
MRCC_PCLKConfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5
MRCC_EnterWFIMode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.6
MRCC_EnterSTOPMode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.7
MRCC_EnterSTANDBYMode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.8
MRCC_PeripheralClockConfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com