Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TDA7513T Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7513T
Description  Single chip FM/AM tuner with stereo decoder and audio processor
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7513T Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  TDA7513T_07 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 84 page
background image
Contents
TDA7513T
2/84
Contents
1
Block diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Electrical characteristcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1
FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2
AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3
Oscillators (VCC = 8V; Tamb =25°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4
Stereo decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5
Noise blanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.6
Multipath and quality detectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1
FM section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.1
Mixer1, AGC and 1st IF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.2
Mixer2, limiter and demodulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.3
Quality detection and ISS field strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.4
Adjacent channel detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.5
Multipath detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.6
450kHz IF narrow bandpass filter (ISS filter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.7
Deviation detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.8
ISS switch logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.9
Soft mute control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.10
Station detector and seek stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.2
AM section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.3
PLL and IF counter section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.1
PLL frequency synthesizer block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.2
Frequency generation for phase comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.3
Three state phase comparator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.4
Charge pump current generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.5
Low noise CMOS op-amp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.6
IF counter block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.7
The IF counter mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.8
Sampling timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.3.9
Intermediate frequency main counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com