Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

TDA7513T Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7513T
Description  Single chip FM/AM tuner with stereo decoder and audio processor
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7513T Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  TDA7513T_07 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7513T_07 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 84 page
background image
TDA7513T
List of tables
5/84
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 3.
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 4.
Mixer1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 5.
Front end adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 6.
AGC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 7.
IF Amplifier 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 8.
IF Amplifier 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 9.
Field-strength meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 10.
MPX output (output at TUNEROUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 11.
Field strength stop station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 12.
Soft mute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 13.
ISS filter (FMIF1AMP1 gain must be set to 14dB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 14.
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 15.
Mixer1 (Input at AMMIX1IN+, no mod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 16.
AGC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 17.
Mixer2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 18.
IF2 amplifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 19.
AGC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 20.
Audio output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 21.
Field strength meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 22.
VCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 23.
XTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 24.
Audio processor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 25.
Stereo decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 26.
Noise blanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 27.
Multipath and quality detectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 28.
ISS Modes 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 29.
ISS Modes 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 30.
Address organization (tuner section) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 31.
Address organization addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 32.
Address organization subaddress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 33.
Address organization read mode: ISS outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 34.
Subaddress organisation (tuner section) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 35.
Subaddress 1: PLL lock detector, FM mode and test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 36.
Subaddress 2: PLL counter 1 (LSB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 37.
Subaddress 3: PLL counter 2 (MSB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 38.
Subaddress 4: reference counter 1 (LSB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 39.
Subaddress 5: Reference counter 2 (MSB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 40.
Subaddress 6: FM antenna adjustment and FM mute depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 41.
Subaddress 7: FM RF adjustment AM prescaler and seek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 42.
Subaddress 8: IF counter control 1 and AM S.S. threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 43.
Subaddress 9: If counter control 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 44.
Subaddress 10: IF counter reference (LSB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 45.
Subaddress 11: IF counter reference (MSB) and IF counter mode select . . . . . . . . . . . . . 55
Table 46.
Subaddress 12: AM IF amplifier gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 47.
Subaddress 13: Demodulator fine adjust and noise blanker, MP qual test . . . . . . . . . . . . 57
Table 48.
Subaddress 14: Quality detection adjacent channel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com