Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

R7FA2L1AB2DFM Datasheet(PDF) 18 Page - Renesas Technology Corp

Part # R7FA2L1AB2DFM
Description  Ultra low power 48 MHz Arm짰 Cortex-M23 core, up to 256-KB code flash memory
PDF  110 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7FA2L1AB2DFM Datasheet(HTML) 18 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp R7FA2L1AB2DFM Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 110 page
background image
Table 1.14
Pin list (3 of 4)
Num.
Timers
Communication interfaces
Analogs
HMI
55
45
37
29
—
P112
AGTOB0
—
GTIOC3B
_A
—
—
SCK1_D/
TXD2_B/
MOSI2_B/
SDA2_B
—
SSLB0_C
—
—
—
TSCAP-C
—
56
46
38
—
—
P113
—
—
GTIOC2A
_C
—
—
—
—
—
—
—
—
TS27-
CFC
—
57
47
—
—
—
P114
—
—
GTIOC2B
_C
—
—
—
—
—
—
—
—
TS29-
CFC
—
58
48
—
—
—
P115
—
—
GTIOC4A
_C
—
—
—
—
—
—
—
—
TS35-
CFC
—
59
—
—
—
—
P608
—
—
GTIOC4B
_C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
60
—
—
—
—
P609
—
—
GTIOC5A
_C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
61
—
—
—
—
P610
—
—
GTIOC5B
_C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
62
49
39
30
VCC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
63
50
40
31
VSS
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
64
—
—
—
—
P603
—
—
GTIOC7A
_B
—
—
CTS9_RT
S9_C/
SS9_C
—
—
—
—
—
—
—
65
—
—
—
—
P602
—
—
GTIOC7B
_B
—
—
TXD9_C/
MOSI9_C
/SDA9_C
—
—
—
—
—
—
—
66
51
—
—
—
P601
—
—
GTIOC6A
_C
—
—
RXD9_C/
MISO9_C
/SCL9_C
—
—
—
—
—
—
—
67
52
—
—
—
P600
—
—
GTIOC6B
_C
—
—
SCK9_C
—
—
—
—
—
—
—
68
53
41
—
—
P107
—
—
GTIOC8A
_A
—
—
—
—
—
—
—
—
—
KR07
69
54
42
—
—
P106
—
—
GTIOC8B
_A
—
—
—
—
SSLA3_A
—
—
—
—
KR06
70
55
43
—
—
P105
—
GTETRG
A_C
GTIOC1A
_C
—
—
—
—
SSLA2_A
—
—
—
TS34-
CFC
KR05/
IRQ0_B
71
56
44
32
—
P104
—
GTETRG
B_B
GTIOC1B
_C
—
—
RXD0_C/
MISO0_C
/SCL0_C
—
SSLA1_A
—
—
—
TS13-
CFC
KR04/
IRQ1_B
72
57
45
33
—
P103
—
GTOWUP
_A
GTIOC2A
_A
—
CTX0_C
CTS0_RT
S0_A/
SS0_A
—
SSLA0_A
—
—
CMPREF
1
TS14-
CFC
KR03
73
58
46
34
—
P102
AGTO0
GTOWLO
_A
GTIOC2B
_A
—
CRX0_C
SCK0_A/
TXD2_D/
MOSI2_D
/SDA2_D
—
RSPCKA
_A
ADTRG0_
A
—
CMPIN1
TS15-
CFC
KR02
74
59
47
35
—
P101
AGTEE0
GTETRG
B_A
GTIOC5A
_A
—
—
TXD0_A/
MOSI0_A/
SDA0_A/
CTS1_RT
S1_A/
SS1_A
SDA1_B
MOSIA_A
—
—
CMPREF
0
TS16-
CFC
KR01/
IRQ1_A
75
60
48
36
—
P100
AGTIO0_
A
GTETRG
A_A
GTIOC5B
_A
—
—
RXD0_A/
MISO0_A/
SCL0_A/
SCK1_A
SCL1_B
MISOA_A
—
—
CMPIN0
TS26-
CFC
KR00/
IRQ2_A
76
61
49
37
—
P500
—
GTIU_B
GTIOC2A
_B
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
77
62
50
—
—
P501
—
GTIV_B
GTIOC2B
_B
—
—
TXD1_C/
MOSI1_C
/SDA1_C
—
—
AN017
—
—
—
—
78
63
51
—
—
P502
—
GTIW_B
GTIOC3B
_C
—
—
RXD1_C/
MISO1_C
/SCL1_C
—
—
AN018
—
—
—
—
79
64
—
—
—
P503
—
GTETRG
A_E
—
—
—
SCK1_C
—
—
AN019
—
—
—
—
80
65
—
—
—
P504
—
GTETRG
B_E
—
—
—
CTS1_RT
S1_C/
SS1_C
—
—
AN020
—
—
—
—
81
—
—
—
—
P505
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
82
—
—
—
VCC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
RA2L1 Datasheet
1. Overview
R01DS0385EJ0100 Rev.1.00
Aug 06, 2020
Page 18 of 110



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com