Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

LIS2DS12 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # LIS2DS12
Description  ultra-low-power high-performance 3-axis "pico" accelerometer
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS2DS12 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LIS2DS12 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LIS2DS12 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LIS2DS12 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS2DS12 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS2DS12 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS2DS12 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS2DS12 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS2DS12 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS2DS12 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 68 page
background image
Contents
LIS2DS12
4/68
DocID027753 Rev 4
8.19
OUT_Y_L (2Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.20
OUT_Y_H (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.21
OUT_Z_L (2Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.22
OUT_Z_H (2Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.23
FIFO_THS (2Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.24
FIFO_SRC (2Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.25
FIFO_SAMPLES (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8.26
TAP_6D_THS (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8.27
INT_DUR (32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.28
WAKE_UP_THS (33h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8.29
WAKE_UP_DUR (34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.30
FREE_FALL (35h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.31
STATUS_DUP (36h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.32
WAKE_UP_SRC (37h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.33
TAP_SRC (38h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.34
6D_SRC (39h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.35
STEP_COUNTER_MINTHS (3Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.36
STEP_COUNTER_L (3Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.37
STEP_COUNTER_H (3Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.38
FUNC_CK_GATE (3Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.39
FUNC_SRC (3Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
8.40
FUNC_CTRL (3Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9
Advanced configuration register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10
Advanced configuration registers description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10.1
PEDO_DEB_REG (2Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10.2
SLV0_ADD (30h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10.3
SLV0_SUBADD (31h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
10.4
SLV0_CONFIG (32h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10.5
DATAWRITE_SLV0 (33h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10.6
SM_THS (34h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
10.7
STEP_COUNT_DELTA (3Ah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
10.8
CTRL2 (3Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com