Electronic Components Datasheet Search
  New Zealand  ▼
ALLDATASHEET.CO.NZ

X  

PIC24FJ256DA206 Datasheet(PDF) 63 Page - Microchip Technology

Part # PIC24FJ256DA206
Description  64/100-Pin, 16-Bit Flash Microcontrollers with Graphics Controller and USB On-The-Go (OTG)
PDF  408 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICROCHIP [Microchip Technology]
Direct Link  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC24FJ256DA206 Datasheet(HTML) 63 Page - Microchip Technology

Back Button PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 59Page - Microchip Technology PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 65Page - Microchip Technology PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 66Page - Microchip Technology PIC24FJ256DA206 Datasheet HTML 67Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 408 page
background image
TABLE 4-23:
USB OTG REGISTER MAP
File
Name
Addr
Bit 15
Bit 14
Bit 13
Bit 12
Bit 11
Bit 10
Bit 9
Bit 8
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
All
Resets
U1OTGIR(2)
0480
—
—
—
—
—
—
—
—
IDIF
T1MSECIF
LSTATEIF
ACTVIF
SESVDIF
SESENDIF
—
VBUSVDIF
0000
U1OTGIE(2)
0482
—
—
—
—
—
—
—
—
IDIE
T1MSECIE
LSTATEIE
ACTVIE
SESVDIE
SESENDIE
—
VBUSVDIE
0000
U1OTGSTAT2)
0484
—
—
—
—
—
—
—
—ID
—LSTATE
—
SESVD
SESEND
—
VBUSVD
0000
U1OTGCON(2)
0486
—
—
—
—
—
—
—
—
DPPULUP
DMPULUP
DPPULDWN DMPULDWN
VBUSON
OTGEN
VBUSCHG
VBUSDIS
0000
U1PWRC
0488
—
—
—
—
—
—
—
—UACTPND
—
—USLPGRD
—
—
USUSPND
USBPWR
0000
U1IR
048A(1)
—
—
—
—
—
—
—
—STALLIF
—
RESUMEIF
IDLEIF
TRNIF
SOFIF
UERRIF
URSTIF
0000
—
—
—
—
—
—
—
—
STALLIF
ATTACHIF(1)
RESUMEIF
IDLEIF
TRNIF
SOFIF
UERRIF
DETACHIF(1)
0000
U1IE
048C(1)
—
—
—
—
—
—
—
—
STALLIE
—
RESUMEIE
IDLEIE
TRNIE
SOFIE
UERRIE
URSTIE
0000
—
—
—
—
—
—
—
—
STALLIE
ATTACHIE(1)
RESUMEIE
IDLEIE
TRNIE
SOFIE
UERRIE
DETACHIE(1)
0000
U1EIR
048E(1)
—
—
—
—
—
—
—
—BTSEF
—
DMAEF
BTOEF
DFN8EF
CRC16EF
CRC5EF
PIDEF
0000
—
—
—
—
—
—
—
—BTSEF
—
DMAEF
BTOEF
DFN8EF
CRC16EF
EOFEF(1)
PIDEF
0000
U1EIE
0490(1)
—
—
—
—
—
—
—
—BTSEE
—
DMAEE
BTOEE
DFN8EE
CRC16EE
CRC5EE
PIDEE
0000
—
—
—
—
—
—
—
—BTSEE
—
DMAEE
BTOEE
DFN8EE
CRC16EE
EOFEE(1)
PIDEE
0000
U1STAT
0492
—
—
—
—
—
—
—
—
ENDPT3
ENDPT2
ENDPT1
ENDPT0
DIR
PPBI
—
—
0000
U1CON
0494(1)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SE0
PKTDIS
—
HOSTEN
RESUME
PPBRST
USBEN
0000
—
—
—
—
—
—
—
—JSTATE(1)
SE0
TOKBUSY
USBRST
HOSTEN
RESUME
PPBRST
SOFEN(1)
0000
U1ADDR
0496
—
—
—
—
—
—
—
—LSPDEN(1)
USB Device Address (DEVADDR) Register
0000
U1BDTP1
0498
—
—
—
—
—
—
—
—
Buffer Descriptor Table Base Address Register
—
0000
U1FRML
049A
—
—
—
—
—
—
—
—
Frame Count Register Low Byte
0000
U1FRMH
049C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Frame Count Register High Byte
0000
U1TOK(2)
049E
—
—
—
—
—
—
—
—
PID3
PID2
PID1
PID0
EP3
EP2
EP1
EP0
0000
U1SOF(2)
04A0
—
—
—
—
—
—
—
—
Start-Of-Frame Count Register
0000
U1CNFG1
04A6
—
—
—
—
—
—
—
—UTEYE
UOEMON
—
USBSIDL
—
—
PPB1
PPB0
0000
U1CNFG2
04A8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
UVCMPSEL
PUVBUS
EXTI2CEN
UVBUSDIS
UVCMPDIS
UTRDIS
0000
U1EP0
04AA
—
—
—
—
—
—
—
—LSPD(1)
RETRYDIS(1)
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP1
04AC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP2
04AE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP3
04B0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP4
04B2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP5
04B4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP6
04B6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP7
04B8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP8
04BA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
U1EP9
04BC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EPCONDIS
EPRXEN
EPTXEN
EPSTALL
EPHSHK
0000
Legend:
— = unimplemented, read as ‘0’. Reset values are shown in hexadecimal.
Note
1:
Alternate register or bit definitions when the module is operating in Host mode.
2:
This register is available in Host mode only.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com